| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM8SPLNB1 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8SPLNB1 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 44 page ![]() List of tables STM8SPLNB1 4/44 DocID018831 Rev 5 List of tables Table 1. STM8SPLNB1 pins description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Table 2. SaTCRs implementation - ST7LNB1 compatible mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 3. SaTCRs implementation - incremental order mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 4. STM8SPLNB1 DiSEqC™ supported commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 5. Command 0x0F format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 6. Command 0x0D format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 7. Reply to command 0x0D format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 8. Command 0x38 format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 9. Command 0x5A format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 10. Subcommands 0x5A format - ODU_SaTCR_Op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 11. Feeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 12. Command 0x5B format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 13. Subcommands 0x5B format - ODU_SaTCR_Inst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 14. STM8SPLNB1 EEPROM parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 15. Truth table for support of 8 RF inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Table 16. Application types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 17. DiSEqC Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 18. Local oscillator frequencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 19. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 20. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 21. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 22. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 23. Operating conditions at power-up/power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 24. Total current consumption at VDD = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 25. Output driving current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 26. RESET pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 27. EMS data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 28. EMI data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 29. ESD absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 30. Electrical sensitivities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 31. 20-pin, 4.40 mm body, 0.65 mm pitch mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 32. 20-pin, plastic small outline (300 mils) mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 33. 20-lead, ultra thin, fine pitch quad flat no-lead package (3 x 3) package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Table 34. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 35. DiSEqC™ frame byte definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Table 36. Document revision history. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 |