Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM8L152C4 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM8L152C4
Description  Advanced STM8 core
PDF  142 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L152C4 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L152C4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8L152C4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 142 page
background image
DocID15962 Rev 15
7/142
STM8L151x4/6, STM8L152x4/6
List of figures
8
List of figures
Figure 1.
Medium-density STM8L151x4/6 and STM8L152x4/6 device block diagram . . . . . . . . . . . 14
Figure 2.
Medium-density STM8L151x4/6 and STM8L152x4/6 clock tree diagram . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 3.
STM8L151C4, STM8L151C6 48-pin pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 4.
STM8L151K4, STM8L151K6 32-pin package pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 5.
STM8L151Gx UFQFPN28 package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 6.
STM8L151G4, STM8L151G6 WLCSP28 package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 7.
STM8L152C4, STM8L152C6 48-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 8.
STM8L152K4, STM8L152K6 32-pin package pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 9.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 10.
Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 12.
POR/BOR thresholds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Figure 13.
Typ. IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 14.
Typ. IDD(Wait) vs. VDD, fCPU = 16 MHz 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 15.
Typ. IDD(LPR) vs. VDD (LSI clock source) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 16.
Typ. IDD(LPW) vs. VDD (LSI clock source) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 17.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 18.
LSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Figure 19.
Typical HSI frequency vs VDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 20.
Typical LSI frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 21.
Typical VIL and VIH vs VDD (high sink I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 22.
Typical VIL and VIH vs VDD (true open drain I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 23.
Typical pull-up resistance RPU vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Figure 24.
Typical pull-up current Ipu vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Figure 25.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 26.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 27.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 28.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 29.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 30.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 1.8 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 31.
Typical NRST pull-up resistance RPU vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 32.
Typical NRST pull-up current Ipu vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 33.
Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 34.
SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Figure 35.
SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Figure 36.
SPI1 timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Figure 37.
Typical application with I2C bus and timing diagram 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Figure 38.
ADC1 accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 39.
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 40.
Maximum dynamic current consumption on VREF+ supply pin during ADC
conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 41.
Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . 113
Figure 42.
Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA) . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 43.
LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Figure 44.
LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package
recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Figure 45.
LQFP48 marking example (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Figure 46.
UFQFPN48 - 48-lead, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More