| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM8L151X4 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L151X4 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 142 page ![]() DocID15962 Rev 15 7/142 STM8L151x4/6, STM8L152x4/6 List of figures 8 List of figures Figure 1. Medium-density STM8L151x4/6 and STM8L152x4/6 device block diagram . . . . . . . . . . . 14 Figure 2. Medium-density STM8L151x4/6 and STM8L152x4/6 clock tree diagram . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 3. STM8L151C4, STM8L151C6 48-pin pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 4. STM8L151K4, STM8L151K6 32-pin package pinout (without LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 5. STM8L151Gx UFQFPN28 package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 6. STM8L151G4, STM8L151G6 WLCSP28 package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 7. STM8L152C4, STM8L152C6 48-pin pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 8. STM8L152K4, STM8L152K6 32-pin package pinout (with LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 9. Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 10. Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Figure 11. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Figure 12. POR/BOR thresholds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Figure 13. Typ. IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Figure 14. Typ. IDD(Wait) vs. VDD, fCPU = 16 MHz 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Figure 15. Typ. IDD(LPR) vs. VDD (LSI clock source) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Figure 16. Typ. IDD(LPW) vs. VDD (LSI clock source) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 17. HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Figure 18. LSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 19. Typical HSI frequency vs VDD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Figure 20. Typical LSI frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Figure 21. Typical VIL and VIH vs VDD (high sink I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 22. Typical VIL and VIH vs VDD (true open drain I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 23. Typical pull-up resistance RPU vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 24. Typical pull-up current Ipu vs VDD with VIN=VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Figure 25. Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 26. Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 27. Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 28. Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 29. Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 30. Typ. VDD - VOH @ VDD = 1.8 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 31. Typical NRST pull-up resistance RPU vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Figure 32. Typical NRST pull-up current Ipu vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 33. Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 34. SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 35. SPI1 timing diagram - slave mode and CPHA=1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 36. SPI1 timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Figure 37. Typical application with I2C bus and timing diagram 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Figure 38. ADC1 accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Figure 39. Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Figure 40. Maximum dynamic current consumption on VREF+ supply pin during ADC conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Figure 41. Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . 113 Figure 42. Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA) . . . . . . . . . . . . . . 113 Figure 43. LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Figure 44. LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Figure 45. LQFP48 marking example (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Figure 46. UFQFPN48 - 48-lead, 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat |