| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST10F296TR Fiches technique(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296TR Fiches technique(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) ST10F296E Parallel ports 119/346 Figure 28. SFRs and pins associated with the parallel ports (A) Threshold/open-drain/dig. disable control 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 Y 6 Y 5 Y 4 Y 3 Y 2 Y 1 Y 0 Y PICON YY YY Y Y YY YYY YYY YY ODP2 -- Y - Y Y YY YYY YYY YY ODP3 ---- - - - - YYY Y - - - - ODP4 -- ---- - - Y Y Y Y Y Y Y Y ODP6 ---- - - - - YYY YYY YY ODP7 -- ---- - - Y Y Y Y Y Y Y Y ODP8 YYYY YY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y P5DIDIS E E E E E E E Other registers 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 Y 6 Y 5 Y 4 Y 3 Y 2 Y 1 Y 0 Y XSSCPORT ---- - - - - - - Y YYY YY XS1PORT ---- - - - - - - Y YYY YY XPICON XODP9 YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XODP9SET YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XODP9CLR YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XPICON9 YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XPICON9SET YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XPICON9CLR YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XPICON10 YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XPICON10SET YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XPICON10CLR YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XP10DIDIS YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XP10DIDISSET YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y XP10DIDISCLR YYYYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y : Bit has an I/O function - : Bit has no I/O dedicated function or is not implemented Register belongs to ESFR area E: PICON: P2LIN P2HIN P3LIN P3HIN P4LIN P6LIN P7LIN POUTLIN XPICON: P0LIN P0HIN P1LIN P1HIN P5LIN P5HIN Register belongs to XBus area X: X X X X X X X X X X X X X Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |