| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST10F296E Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296E Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Contents ST10F296E 4/346 6.4.5 Choosing the baud rate for the BSL via CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6.4.6 How to compute the baud rate error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6.4.7 Bootstrap via CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.5 Comparing the old and the new bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.5.1 Software aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6.5.2 Hardware aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.6 Alternate boot mode (ABM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.6.1 Activation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.6.2 Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.6.3 Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6.6.4 ST10 configuration in alternate boot mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.6.5 Watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.6.6 Exiting alternate boot mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.6.7 Alternate boot user software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.6.8 User/alternate boot mode signature check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.6.9 Alternate boot user software aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6.6.10 Internal decoding of test modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6.6.11 Example of alternate boot mode operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6.7 Selective boot mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 7 Central processing unit (CPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 7.1 Multiplier-accumulator unit (MAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 7.2 Instruction set summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.3 MAC coprocessor specific instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 8 External bus controller (EBC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 8.1 Programmable chip select timing control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 8.2 READY programmable polarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 8.3 EA functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9 Interrupt system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9.1 XPeripheral interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9.2 Exception and error traps list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10 Capture/compare (CAPCOM) units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |