| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST10F296E Fiches technique(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296E Fiches technique(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) List of figures ST10F296E 16/346 Figure 101. Anti-aliasing filter and conversion rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Figure 102. Input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Figure 103. Float waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Figure 104. Generation mechanisms for the CPU clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Figure 105. ST10F296E PLL jitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Figure 106. ST10F296ECrystal oscillator and resonator connection diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Figure 107. External clock drive XTAL1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Figure 108. Multiplexed bus with/without R/W delay and normal ALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Figure 109. Multiplexed bus with/without R/W delay and extended ALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Figure 110. Multiplexed bus with/without R/W delay, normal ALE, R/W CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Figure 111. Multiplexed bus with/without R/ W delay, extended ALE, R/W CS . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Figure 112. Demultiplexed bus with/without read/write delay and normal ALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Figure 113. Demultiplexed bus with/without R/W delay and extended ALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Figure 114. Demultiplexed bus with ALE and R/W CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Figure 115. Demultiplexed bus no R/W delay, extended ALE, R/W CS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Figure 116. READY and CLKOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Figure 117. External bus arbitration (releasing the bus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Figure 118. External bus arbitration (regaining the bus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Figure 119. SSC master timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Figure 120. SSC slave timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Figure 121. PBGA 208 (23 x 23 x 1.96 mm) outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |