| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SRK2001ATR Fiches technique(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SRK2001ATR Fiches technique(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 20 page ![]() Package information SRK2001A 18/20 DocID029495 Rev 1 Table 7. SSOP10 package mechanical data Symbol Dimensions (mm) Min. Typ. Max. A 1.75 A1 0.10 0.25 A2 1.25 b 0.31 0.51 c 0.17 0.25 D 4.80 4.90 5 E 5.80 6 6.20 E1 3.80 3.90 4 e 1 h 0.25 0.50 L 0.40 0.90 K 0° 8° |