| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPC564L54x Fiches technique(PDF) 89 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC564L54x Fiches technique(HTML) 89 Page - STMicroelectronics |
|
89 / 165 page ![]() E[4] PCR[68] SIUL — ALT0 GPI[68] — —— — — 42 U4 ADC_0 — — AN[7](3) — E[5] PCR[69] SIUL — ALT0 GPI[69] — —— — — 44 T5 ADC_0 — — AN[8](3) — E[6] PCR[70] SIUL — ALT0 GPI[70] — —— — — 46 R6 ADC_0 — — AN[4](3) — E[7] PCR[71] SIUL — ALT0 GPI[71] — —— — — 48 T6 ADC_0 — — AN[6](3) — E[9] PCR[73] SIUL — ALT0 GPI[73] — —— — — 61 T10 ADC_1 — — AN[7](3) — E[10] PCR[74] SIUL — ALT0 GPI[74] — —— — — 63 T11 ADC_1 — — AN[8](3) — E[11] PCR[75] SIUL — ALT0 GPI[75] — —— — — 65 U11 ADC_1 — — AN[4](3) — E[12] PCR[76] SIUL — ALT0 GPI[76] — —— — — 67 T12 ADC_1 — — AN[6](3) — E[13] PCR[77] SIUL GPIO[77] ALT0 GPIO[77] — —M S — 117 D12 eTimer_0 ETC[5] ALT1 ETC[5] PSMI[8]; PADSEL=1 DSPI_2 CS3 ALT2 — — SIUL — — EIRQ[25] — Table 8. Pin muxing (continued) Port name PCR Peripheral Alternate output function Output mux sel Input functions Input mux select Weak pull config during reset Pad speed(1) Pin # SRC = 1 SRC = 0 100 pkg 144 pkg 257 pkg |