| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IPS161H Fiches technique(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IPS161H Fiches technique(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 25 page ![]() IPS161H Protection and diagnostic DocID029436 Rev 2 15/25 Figure 6: Open load off-state In case of wire break and during the OFF state (IN = low), the output voltage VOUT rises according to the the partitioning between the external pull-up resistor and the internal resistance of the IC (RI = 115 kΩ). The effect of the LED (if any) on the output pin has to be considered as well. In case of wire break and during the ON state (IN = high), the output voltage VOUT is pulled up to VCC by the low resistive integrated switch. If the load is not connected, in order to guarantee the correct open load signalization it must result: VOUT > VOLoff(max.) Referring to the circuit in figure 6: ���������������� = ������������ − ������������ × ������������ = ������������ − ������������ × (������������ + ���������������� + ������������) therefore: ������������ < ������������(������������) − ������������������������(������������) ( ������������������������(������������) �������� + ������������������������(������������) − ���������������� ���������������� ) If the load is connected, in order to avoid any false signalization of the open load, it must result as follows: VOUT < VOLoff(min) By taking into account the circuit in figure 6: ���������������� = ������������ − ������������ × ������������ = ������������ − ������������ × ( ���������������� �������� + ���������������� − ���������������� ���������������� + ���������������� �������� ) so: ������������ > ������������(������������) − ������������������������(������������) ( ������������������������(������������) �������� + ������������������������(�������������) − ���������������� ���������������� + ������������������������(������������) �������� ) The fault condition is reported on the DIAG pin and the fault reset occurs when load is reconnected. |