| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STCF04 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STCF04 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 43 page ![]() Contents STCF04 2/43 Doc ID 022927 Rev 3 Contents 1 Description (continued) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 Detailed description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1 Logic pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1.1 SCL, SDA pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1.2 FLASH pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1.3 TORCH pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1.4 RESET pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1.5 ATN pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1.6 ADD pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1.7 READY pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8.1.8 Data validity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8.1.9 START and STOP conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8.1.10 Byte format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8.1.11 Acknowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8.1.12 Interface protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 8.1.13 Writing to a single register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 8.1.14 Writing to multiple registers with incremental addressing . . . . . . . . . . . 20 8.1.15 Reading from a single register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8.1.16 Reading from multiple registers with incremental addressing . . . . . . . . 21 9 Description of the internal registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 9.1 Commands (CMD_REG) 00(hex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 |