| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STAC3933 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STAC3933 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 14 page ![]() Electrical characteristics STAC3933 6/14 Doc ID 022696 Rev 1 D8 2.25 2.50 12 13 D9 2.25 2.50 13 14 E1 2.50 2.75 5 6 E2 2.50 2.75 6 7 E3 2.50 2.75 7 8 E4 2.50 2.75 8 9 E5 2.50 2.75 9 10 E6 2.50 2.75 10 11 E7 2.50 2.75 11 12 E8 2.50 2.75 12 13 E9 2.50 2.75 13 14 F1 2.75 3.00 5 6 F2 2.75 3.00 6 7 F3 2.75 3.00 7 8 F4 2.75 3.00 8 9 F5 2.75 3.00 9 10 F6 2.75 3.00 10 11 F7 2.75 3.00 11 12 F8 2.75 3.00 12 13 F9 2.75 3.00 13 14 G1 3.00 3.25 5 6 G2 3.00 3.25 6 7 G3 3.00 3.25 7 8 G4 3.00 3.25 8 9 G5 3.00 3.25 9 10 G6 3.00 3.25 10 11 G7 3.00 3.25 11 12 G8 3.00 3.25 12 13 G9 3.00 3.25 13 14 H1 3.25 3.50 5 6 H2 3.25 3.50 6 7 H3 3.25 3.50 7 8 H4 3.25 3.50 8 9 H5 3.25 3.50 9 10 H6 3.25 3.50 10 11 Table 6. VGS/GFS sorts (continued) Marking Vgs(min) Vgs(max) Gfs(min) Gfs(max) |