| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LECWE3A Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LECWE3A Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 19 page ![]() 2008-02-11 2 LE CW E3A Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 8 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z. B. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen MY, MZ, NX, NY, oder NZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z. B. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 bedeutet, dass in der Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen -H3 bis -K5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8 for explanation). Only one group will be shipped in each packing unit (there will be no mixing of two groups in each packing unit). E. g. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 means that only one group MX, MY, MZ, NX, NY, or NZ will be shippable for any one packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned. Single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 means that only one chromaticity coordinate groups -H3 to -K5 will be shippable. In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation). Bestellinformation Ordering Information Typ Type Farbtemperatur 3) Seite 19 color temperature 3) page 19 Lichtstrom 1) Seite 19 Luminous Flux 1) page 19 I F = 700 mA Φ V (lm) Lichtstärke 2) Seite 19 Luminous Intensity 2) page 19 I F = 700 mA Ι V (cd) Bestellnummer Ordering Code LE CW E3A-LZNX-Q3R5 2700 K 150 ... 330 85 (typ.) Q65110A6185 LE CW E3A-MXNY-N3P5 3000 K 180 ... 390 95 (typ.) Q65110A5944 LE CW E3A-MYNZ-L3M5 3500 K 210 ... 450 100 (typ.) Q65110A5942 LE CW E3A-MYNZ-H3K5 4200 K 210 ... 450 110 (typ.) Q65110A6184 |