Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LECWE3A Fiches technique(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LECWE3A
Description  Lighting without Optics
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWE3A Fiches technique(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button LECWE3A Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LECWE3A Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 19 page
background image
LE CW E3A
2008-02-11
17
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Die Bewertung der Augesicherheit erfolgt nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and
lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes
sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
The evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and
lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
.
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
223
±5 (8,7795 ±0,19685)
170
±5 (6,6929 ±0,19685)
21
±5 (0,826772 ±0,19685)
OHA02886
Barcode label
Original packing label
Box



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19