Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH4289 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH4289
Description  GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use mit Linse
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4289 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH4289 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SFH 4289
2001-10-09
3
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge der Strahlung
Wavelength at peak emission
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
λ
peak
880
nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von
I
max
Spectral bandwidth at 50% of
I
max
I
F = 100 m A
∆λ
80
nm
Abstrahlwinkel
Half angle
ϕ± 25
Grad
deg.
Aktive Chipfläche
Active chip area
A
0.09
mm
2
Abmessungen der aktiven Chipfläche
Dimensions of the active chip area
L
× B
L
× W
0.3
× 0.3
mm
Schaltzeiten, I
e von 10% auf 90% und von 90%
auf 10%, bei
I
F = 100 mA, RL = 50 Ω
Switching times,
Ι
e from 10% to 90% and from
90% to10%,
I
F = 100 mA, RL = 50 Ω
t
r, tf
0.5
µs
Kapazität,
Capacitance
V
R = 0 V, f = 1 MHz
C
o
15
pF
Durchlaßspannung,
Forward voltage
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
I
F = 1 A, tp = 100 µs
V
F
V
F
1.5 (
≤ 1.8)
3.0 (
≤ 3.8)
V
V
Sperrstrom,
Reverse current
V
R = 5 V
I
R
0.01 (
≤ 1)
µA
Gesamtstrahlungsfluß,
Total radiant flux
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Φ
e
23
mW
Temperaturkoeffizient von I
e bzw. Φe,
I
F = 100 mA
Temperature coefficient of I
e or Φe, IF = 100 mA
TC
I
– 0.5
%/K
Temperaturkoeffizient von
V
F, IF = 100 mA
Temperature coefficient of
V
F, IF = 100 mA
TC
V
– 2mV/K
Temperaturkoeffizient von
λ, I
F = 100 mA
Temperature coefficient of
λ, I
F = 100 mA
TCλ
+ 0.25
nm/K



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com