Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH4289 Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH4289
Description  GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use mit Linse
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4289 Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4289 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4289 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
SFH 4289
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehäuse mit Linse
GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package with lens
2001-10-09
1
Wesentliche Merkmale
• TOPLED mit Linse
• GaAIAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Gute Linearität (I
e = f [IF]) bei hohen Strömen
• Gleichstrom- (mit Modulation) oder
Impulsbetrieb möglich
• Hohe Zuverlässigkeit
• Hohe Impulsbelastbarkeit
• Oberflächenmontage geeignet
• Gegurtet lieferbar
• SFH 4289 Gehäusegleich mit SFH 3219
Anwendungen
• Miniaturlichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb, Lochstreifenleser
• Industrieelektronik
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Automobiltechnik
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Freiraumübertragung
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 4289
on request
Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke
cathode marking: bevelled edge
TOPLED with lens
Features
• TOPLED with lens
• Very highly efficient GaAIAs-LED
• Good Linearity (I
e = f [IF]) at high currents
• DC (with modulation) or pulsed operations are
possible
• High reliability
• High pulse handling capability
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Available on tape and reel
• SFH 4289 same package as SFH 3219
Applications
• Miniature photointerrupters
• Industrial electronics
• For drive and control circuits
• Automotive technology
• Sensor technology
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission


Numéro de pièce similaire - SFH4289

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SFH4289 ETC-SFH4289 Datasheet
61Kb / 6P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh짰se mit Linse GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package with lens
More results

Description similaire - SFH4289

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH421 SIEMENS-SFH421 Datasheet
53Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH483 SIEMENS-SFH483 Datasheet
34Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode GaAlAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
SFH4289 ETC-SFH4289 Datasheet
61Kb / 6P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh짰se mit Linse GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package with lens
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
LCWCP7P OSRAM-LCWCP7P Datasheet
565Kb / 21P
SMD Keramik Geh채use mit Silikonverguss und Linse
SFH-4211 OSRAM-SFH-4211 Datasheet
215Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use
SFH-4283 OSRAM-SFH-4283 Datasheet
136Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use
SFH-421 OSRAM-SFH-421 Datasheet
78Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use
SFH-4113 OSRAM-SFH-4113 Datasheet
238Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit 3/4 Linse
SFH-4289 OSRAM-SFH-4289 Datasheet
65Kb / 6P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Geh채use mit Linse
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com