Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

U74AUP1T157G-AL6-R Fiches technique(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

No de pièce U74AUP1T157G-AL6-R
Description  Low power dissipation
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UTC [Unisonic Technologies]
Site Internet  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

U74AUP1T157G-AL6-R Fiches technique(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  U74AUP1T157G-AL6-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies U74AUP1T157G-AL6-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies U74AUP1T157G-AL6-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies U74AUP1T157G-AL6-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies U74AUP1T157G-AL6-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies U74AUP1T157G-AL6-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
U74AUP1T157
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R126-058.A
OPERATING CHARACTERISTICS (TA =25°C , unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VCC=2.5±0.2V, f=10MHZ
4.0
pF
Power Dissipation
Capacitance
CPD
VCC=3.3±0.3V, f=10MHZ
5.0
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com