| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CWCBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CWCBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2016-03-08 2 Version 1.0 CW CBLPM4.PW Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 1000 mA ΦV [lm] CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 180 ... 280 Q65111A9724 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 means that only one group MX, MY, MZ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MX, MY, MZ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. CW CBLPM4.PW-MXMZ-S1S3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |