Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Fiches technique(PDF) 23 Page - OSRAM GmbH

No de pièce CWCBLPM1.E1-MXMZ-R
Description  SMD ceramic package with silicone
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Fiches technique(HTML) 23 Page - OSRAM GmbH

Back Button CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 23 page
background image
2015-08-07
23
Version 1.0
CW CBLPM1.E1
8) Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only
reflect
statistical
figures.
These
do
not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
8) Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden
können.
Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen,
werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
9) Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
9) Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
10)Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
10)Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.
Glossary
Glossar
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23