Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce CWCBLPM1.E1-MXMZ-R
Description  SMD ceramic package with silicone
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH CWCBLPM1.E1-MXMZ-R Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-08-07
2
Version 1.0
CW CBLPM1.E1
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 1000 mA
ΦV [lm]
CW CBLPM1.E1-MXMZ-R
180 ... 280
Q65111A6933
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R means
that only one group MX, MY, MZ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MX, MY, MZ enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. CW CBLPM1.E1-MXMZ-R bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23