| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PT-RQ13K Fiches technique(PDF) 14 Page - Panasonic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT-RQ13K Fiches technique(HTML) 14 Page - Panasonic Semiconductor |
|
14 / 19 page ![]() 640x400/70 640x40031.570.125.2- -- -- -- 640x400/85 640x40037.985.131.5- -- -- -- 640x480/60 640x48031.559.925.2- -- -- -- 640x480/67 640x48035.066.730.2- -- -- -- 640x480/73 640x48037.972.831.5- -- -- -- 640x480/75 640x48037.575.031.5- -- -- -- 640x480/85 640x48043.385.036.0- -- -- -- 800x600/56 800x60035.256.336.0- -- -- -- 800x600/60 800x60037.960.340.0- -- -- -- 800x600/72 800x60048.172.250.0- -- -- -- 800x600/75 800x60046.975.049.5- -- -- -- 800x600/85 800x60053.785.156.3- -- -- -- 832x624/75 832x62449.774.657.3- -- -- -- 1024x768/50 1024x768 39.6 50.0 51.9 -- - -- -- 1024x768/60 1024x768 48.4 60.0 65.0 -- - -- -- 1024x768/70 1024x768 56.5 70.1 75.0 -- - -- -- 1024x768/75 1024x768 60.0 75.0 78.8 -- - -- -- 1024x768/82 1024x768 65.5 81.6 86.0 -- - -- -- 1024x768/85 1024x768 68.7 85.0 94.5 -- - -- -- 1024x768/100 1024x768 81.4 100.0113.3 -- - -- -- 1024x768/120 1024x768 98.7 120.0139.1 -- - -- -- 1152x864/60 1152x864 53.7 60.0 81.6 -- - -- -- 1152x864/70 1152x864 64.0 70.0 94.2 -- - -- -- 1152x864/75 1152x864 67.5 75.0 108.0- -- -- -- 1152x864/85 1152x864 77.1 85.0 119.7- -- -- -- 1152x870/75 1152x870 68.7 75.1 100.0- -- -- -- 1280x720/50 1280x720 37.1 49.8 60.5 -- - -- -- 1280x720/60 1280x720 44.8 59.9 74.5 -- - -- -- 1280x720/100 1280x720 76.3 100.0131.8 -- - -- -- 1280x720/120 1280x720 92.6 120.0161.6 -- - -- -- 1280x768/50 1280x768 39.6 49.9 65.3 -- - -- -- 1280x768 47.8 59.9 79.5 -- - -- -- 1280x768*11 47.4 60.0 68.3 -- - -- -- 1280x768/75 1280x768 60.3 74.9 102.3- -- -- -- 1280x768/85 1280x768 68.6 84.8 117.5- -- -- -- 1280x800/50 1280x800 41.3 50.0 68.0 -- - -- -- 1280x800 49.7 59.8 83.5 -- - -- -- 1280x800*11 49.3 59.9 71.0 -- - -- -- 1280x800/75 1280x800 62.8 74.9 106.5- -- -- -- 1280x800/85 1280x800 71.6 84.9 122.5- -- -- -- 1280x960/60 1280x960 60.0 60.0 108.0- -- -- -- 1280x1024/50 1280x102452.450.088.0- -- -- -- 1280x1024/60 1280x102464.060.0108.0 -- - -- -- 1280x1024/66 1280x102472.366.3125.0 -- - -- -- 1280x1024/72 1280x102478.272.0135.1 -- - -- -- 1280x1024/75 1280x102480.075.0135.0 -- - -- -- 1280x1024/85 1280x102491.185.0157.5 -- - -- -- 1366x768/50 1366x768 39.6 49.9 69.0 -- - -- -- 1366x768/60 1366x768 47.7 59.8 85.5 -- - -- -- 1280x768/60 1280x800/60 The following table specifies the video signals compatible with the projector. ・The content of the compatible signal column is as follows. - 1.Single link (displays one image using one input signal.) - 2.Dual link (displays one image using two input signal.) - 3.Quad link (displays one image using four input signal.) 123 123123 DVI-D*3 SDI*1 DIGITAL LINK HDMI*2 H (KHz) V (Hz) Signal format Resolution (Dots) Dot clock freq. (MHz) Compatible signal Scanning freq. PT- RQ13K 3-Chip DLP™ Projector As of September 2016 14/19 SFD15M032-1 |