Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CFM-50 Fiches technique(PDF) 1 Page - CUI INC

No de pièce CFM-50
Description  DC AXIAL FAN
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CUI [CUI INC]
Site Internet  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

CFM-50 Fiches technique(HTML) 1 Page - CUI INC

  CFM-50 Datasheet HTML 1Page - CUI INC CFM-50 Datasheet HTML 2Page - CUI INC CFM-50 Datasheet HTML 3Page - CUI INC CFM-50 Datasheet HTML 4Page - CUI INC CFM-50 Datasheet HTML 5Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
cui.com
date 08/15/2016
page 1 of 5
SERIES: CFM-50
│ DESCRIPTION: DC AXIAL FAN
FEATURES
• 50 x 50 mm frame
• high fan speed for greater air flow
• two ball bearing construction
• auto restart protection standard on all models
PART NUMBER KEY
CFM-5010 - X 3 - XX - CXX
Reserved for Custom
Configurations
Base Number
Input Voltage
0 = 5 Vdc
1 = 12 Vdc
Fan Protection
10 = auto restart protection
20 = auto restart protection / tachometer signal
22 = auto restart protection / tachometer signal /
PWM control signal
MODEL
input
voltage
input
current
input
power
rated
speed
airflow1
static
pressure2
noise
rated
(Vdc)
range
(Vdc)
typ
(A)
max
(A)
max
(W)
typ
(RPM)
(CFM)
(mm H
2O)
max
(dBA)
CFM-5010-03
5
4~5.75
0.21
0.28
1.4
6,100
16.07
5.15
37.2
CFM-5010-13
12
6~13.8
0.11
0.14
1.68
6,100
16.07
5.15
37.0
Notes:
1. At 0 mm H
20 static pressure.
2. At 0 CFM airflow.
For more information, please visit the product page.


Numéro de pièce similaire - CFM-50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CUI INC
CFM-5010-03 CUI-CFM-5010-03 Datasheet
602Kb / 5P
DC AXIAL FAN
02/07/2020
CFM-5010-13 CUI-CFM-5010-13 Datasheet
602Kb / 5P
DC AXIAL FAN
02/07/2020
CFM-5010V-043-260 CUI-CFM-5010V-043-260 Datasheet
846Kb / 9P
DC AXIAL FAN
CFM-5010V-052-300 CUI-CFM-5010V-052-300 Datasheet
846Kb / 9P
DC AXIAL FAN
CFM-5010V-143-260 CUI-CFM-5010V-143-260 Datasheet
846Kb / 9P
DC AXIAL FAN
More results

Description similaire - CFM-50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ebm-papst
2218F EBMPAPST-2218F Datasheet
257Kb / 4P
DC axial fan
63142TDHHP015 EBMPAPST-63142TDHHP015 Datasheet
150Kb / 4P
DC axial fan
63182TDH4P007 EBMPAPST-63182TDH4P007 Datasheet
150Kb / 4P
DC axial fan
logo
CUI INC
CFM-60 CUI-CFM-60 Datasheet
812Kb / 7P
DC AXIAL FAN
CFM-60V CUI-CFM-60V Datasheet
1Mb / 15P
DC AXIAL FAN
CFM-120V CUI-CFM-120V Datasheet
939Kb / 11P
DC AXIAL FAN
logo
ebm-papst
3312NN EBMPAPST-3312NN Datasheet
452Kb / 4P
DC axial fan
3314NN EBMPAPST-3314NN Datasheet
452Kb / 4P
DC axial fan
3318NN EBMPAPST-3318NN Datasheet
452Kb / 4P
DC axial fan
4314NM EBMPAPST-4314NM Datasheet
19Mb / 4P
DC axial fan
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com