| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PSC Fiches technique(PDF) 3 Page - DDK Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSC Fiches technique(HTML) 3 Page - DDK Ltd. |
|
3 / 3 page ![]() http://www.ddknet.co.jp Unit:mm PSC Series ◎ Please acknowledge that the specification etc. of this catalog might change by the improvement etc. without notice. Moreover, the characteristic and the specification of the published product are the reference values. Please confirm the content with the latest delivery specifications when you use the product. ○ Packaging Specifications ■ Reel Dimensions ■ Emboss Tape Dimensions User direction of feed 2 4 12 φ1.5 品名 PSC-SR-PS-D2 コンタクト Au 外部導体 Au 梱包形態 エンボス梱包 販売単位 1000個 ※本製品は1000個/リールでの販売になりますので、量産時の御注文は1000個単位となります。 ※試作時の販売数量については別途御相談ください。 User direction of feed 2 4 12 φ1.5 品名 PSC-SR-PS-D2 コンタクト Au 外部導体 Au 梱包形態 エンボス梱包 販売単位 1000個 ※本製品は1000個/リールでの販売になりますので、量産時の御注文は1000個単位となります。 ※試作時の販売数量については別途御相談ください。 3 |