| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ZC821 Fiches technique(PDF) 5 Page - Zetex Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZC821 Fiches technique(HTML) 5 Page - Zetex Semiconductors |
|
5 / 6 page ![]() ISSUE 6 - JANUARY 2002 5 830 series DIM Millimetres Inches Min Max Min Max A 2.67 3.05 0.105 0.120 B 1.20 1.40 0.047 0.055 C – 1.10 – 0.043 D 0.37 0.53 0.0145 0.021 F 0.085 0.15 0.0033 0.0059 G NOM 1.9 NOM 0.075 K 0.01 0.10 0.0004 0.004 L 2.10 2.50 0.0825 0.0985 N NOM 0.95 NOM 0.037 SOT23 PACKAGE DIMENSIONS SOD323 PACKAGE DIMENSIONS DIM Millimetres Inches MIN MAX MIN MAX A 0.91 1.16 0.036 0.046 B 0.0 0.1 0.0 0.004 D 0.33 0.4 0.013 0.016 E 0.127 0.2 0.005 0.008 F 1.52 1.77 0.060 0.070 G 1.11 1.37 0.044 0.054 H 2.46 2.71 0.097 0.107 |