| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LP2996 Fiches technique(PDF) 11 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP2996 Fiches technique(HTML) 11 Page - National Semiconductor (TI) |
|
11 / 18 page ![]() 11 www.national.com/jpn/ 放熱 ( つづき) FIGURE 4. θJA vs Airflow Speed (JEDEC Board with 4 Vias) θJA の最適化を行い、あわせて周囲温度が低い基板領域に LP2996 を配置すれば、デバイスをより大きな消費電力で使用可 能になります。 内部消費電力は主に、シンクかソースに依らない VTT の出力電流、AVIN の待機時消費電流、VDDQ の待機時消 費電流といった 3 種類の損失の合計として求められます。シャッ トダウンが LOW ではないアクティブ状態では、内部消費電力は 次の式で算出されます。 PD = PAVIN + PVDDQ + PVTT PAVIN = IAVIN × VAVIN PVDDQ = VVDDQ × IVDDQ = (VVDDQ) 2 ÷ RVDDQ VTT の最大消費電力を求める場合、電流がシンク時とソース時 の両状態で VTT を検討する必要があります。ただし VTT はシン クとソースの両方の状態を同時に採り得ないため、合計ではどち らか 1 つの値のみを加算します。 PVTT = VVTT × ILOAD ( シンク時 ) PVTT = ( VPVIN − VVTT) × ILOAD ( ソース時 ) シャットダウン・ステートにある LP2996 の消費電力も計算可能で す。VTT 出力は TRI-STATEとなりシンク電流もソース電流も流れ ないため、電力計算において該当項は取り除いて考えます ( 漏 れ電流は無視できる )。シャットダウン中は、低減されてはいるもの の AVIN の待機時消費電流と、VDDQ 端子に現れる一定のイン ピーダンスにより、若干の損失が生じます。 PD = PAVIN + PVDDQ PAVIN = IAVIN × VAVIN PVDDQ = VVDDQ × IVDDQ = (VVDDQ)2 ÷ RVDDQ ※ RVDDQ = 50kΩ+ 50kΩ |