Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LP2996 Fiches technique(PDF) 8 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
No de pièce LP2996
Description  DDR Termination Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NSC [National Semiconductor (TI)]
Site Internet  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2996 Fiches technique(HTML) 8 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2996 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LP2996 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
8
www.national.com/jpn/
ブロック図
説明
LP2996 は、JEDEC 標準の SSTL-2 仕様に適合する DDR-
SDRAM バス・ターミネーションのリニア・レギュレータです。 VTT
出力には VDDQ/2 に等しいレギュレート電圧が得られ、電流はシ
ンクとソースの両方に対応しています。 出力段は優れた負荷レ
ギュレーションを維持するように設計されており、貫通電流の発生
が防止されています。また、LP2996 は 2 種類の異なる電源レー
ル ( 電圧 ) での動作に対応しており、パワー出力段とアナログ回
路を分離できます。 電源を分割すると、内部消費電力の低減を
図れます。
また LP2996 は、
次世代の DDR-SDRAM メモリ(DDR
II) に対応したターミネーション・ソリューションを構成可能です。ま
た、SSTL-3 や HSTL といった、異なるロジック I/F 用のターミネー
ション電圧も生成できます。
シリーズ・スタブ・ターミネーテッド・ロジック (SSTL) は、メモリバ
スのデータ転送時の信号品質を改善するために開発されました。
このターミネーション方式は、
高い周波数で DDR-SDRAM のデー
タ転送を行う際に、信号反射によるデータ・エラーを防ぐためには
不可欠と言えます。 最も一般的なターミネーション回路形式は、
チップセットとメモリの間に 1 つの直列抵抗 RS を設け、さらにター
ミネーション抵抗 RT を 1 つ用いる、Class II シグナル・パラレル・
ターミネーションです。 回路の例を Figure 1 に示します。
FIGURE 1. SSTL-Termination Scheme



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18