| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STCF07 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STCF07 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 26 page ![]() Contents STCF07 2/26 Doc ID 16757 Rev 3 Contents 1 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 Logic pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7.1 CSEL pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7.2 FAULT pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7.3 ENABLE pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8 Detailed description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.1 Buck-boost converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.2 High current mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.3 Low current mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.4 Shutdown mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.5 Soft-start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8.6 STCF07 protection features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8.6.1 Peak current and short-circuit protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8.6.2 Overvoltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8.6.3 Thermal shutdown protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8.6.4 Sensing of LED temperature with the NTC resistor . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8.6.5 Undervoltage lockout function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9 PCB design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9.1 PCB design rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9.2 PCB design of the demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 9.3 Schematic of the demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 |