| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UPSD3312D Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD3312D Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 272 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Contents UPSD33xx 4/272 Doc ID 9685 Rev 7 13.1.7 ADC interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 13.1.8 PCA interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 14 MCU clock generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14.1 MCU_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14.2 PERIPH_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14.2.1 JTAG interface clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 15 Power saving modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 15.1 Idle mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 15.2 Power-down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 15.3 Reduced frequency mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 16 Oscillator and external components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 17 I/O ports of MCU module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 17.1 MCU port operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 17.1.1 GPIO function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 17.1.2 GPIO output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 17.1.3 GPIO input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 17.1.4 Alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 18 MCU bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 18.1 Bus read cycles (PSEN or RD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 18.2 Bus write cycles (WR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18.3 Controlling the PFQ and BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 19 Supervisory functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 19.1 External reset input pin, RESET_IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 19.2 Low VCC voltage detect, LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 19.3 Power-up reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 19.4 JTAG debug Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 19.5 Watchdog timer (WDT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 19.5.1 Firmware example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 20 Standard 8032 timer/counters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 |