| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AXP192 Fiches technique(PDF) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP192 Fiches technique(HTML) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
20 / 53 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 20/53 Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC AXP192 如果系统只是使用 USB 供电而不介意 USB 通讯,或者使用 USB 电源适配器,可以通过修改寄存器 REG30H[6]将 AXP192 设置成“VBUS 直通模式”,此时 AXP192 会优先满足应用系统的用电需求。当 USB Host 驱动能力太弱或系统耗电太强而使 VBUS 电压低于 VHOLD,AXP192 将发出 IRQ,告知 Host VBUS 供电能力弱,指示 USB 通信可能会受到影响,后续动作可由 Host 软件决定。 外部电源插入时 AXP192 的反应 AXP192 可以自动检测外部电源的插入动作。当 AXP192 检测到外部电源插入后,会自动判断外部电 源是否可用,并将结果设置在相应的寄存器中,同时发出 IRQ,通知 Host。 关于外部电源的寄存器状态位及含义如下表所示 : 寄存器的状态位 含义 寄存器 REG00H[7] 指示外部适配器电源 ACIN 是否存在 寄存器 REG00H[6] 指示外部适配器电源 ACIN 是否可用 寄存器 REG00H[5] 指示外部电源 VBUS 是否存在 寄存器 REG00H[4] 指示外部电源 VBUS 是否可用 寄存器 REG00H[3] 指示接入外部电源 VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 VHOLD 寄存器 REG00H[1] 指示外部电源 ACIN/VBUS 是否在 PCB 上短接 寄存器 REG00H[0] 指示系统是否由 ACIN/VBUS 触发开机 “指示接入外部电源 VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 VHOLD”这个标志位,可以让 Host 在收到 IRQ7 时 (指 VBUS 供电能力弱),判断 VBUS 是因为系统负载接入而被拉低还是因为外部电源本身电压就低于 VHOLD,从而方便 Host 软件决定是继续工作在限压模式还是改为直通模式。 是否选用 VBUS 作为输入电源 AXP192 是否选用 VBUS 作为输入电源,将由 N_VBUSEN 和寄存器 REG30H[7]来决定: N_VBUSEN REG30H[7] 输入电源 含义 Low 0 VBUS VBUS 有效且无 ACIN 时选用 Low 1 VBUS High 1 VBUS VBUS 有效时可以 VBUS 作为输入电源 High 0 ACIN/BAT 不选用 VBUS 低电警告和低电保护(自动关机) AXP192 可以设置两级低电警告电压 VWARNING 和自动关机电压 VOFF,并将 APS 与其比较。一旦发现 APS 低于 VWARNING,就发出 IRQ19。如果 APS 低于 VOFF,AXP192 自动进入关机模式,关闭除 LDO1 之 外的所有输出。 VWARNING 可设置 LEVEL1/LEVEL2,当 APS 电压下降低于 LEVEL2 后发出 IRQ30,APS 电压重新上 升到 LEVEL1 后自动清除此 IRQ。 |