| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AXP192 Fiches technique(PDF) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP192 Fiches technique(HTML) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
17 / 53 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 17/53 Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC AXP192 在下列情况下, AXP192 会自动关机: 1, 输入电压过低,低电保护; 2, 负载过大引起电源的输出电压过低,过负载保护; 3, 输入电压过高,过压保护(具体细节参见“电源通路管理”章节); 4, N_OE 由低到高变化,而在设定的时间内没有关机; 5, PEK 大于 OFFLEVEL 时(默认 6S)系统自动关闭除 LDO1 以外的其它输出; AXP192 的自动保护机制,可以避免应用系统异常时发生被供电器件的不可逆转损坏,从而保护整个 系统。 开机(Power On)—方式 B 当 SYSEN 管脚非与 LDO1 连接在一起时,AXP192 处于开关机方式 B。 在开机方式 B 下,各路电源输出由 SYSEN/PWREN 控制,当 SYSEN/PWREN 为高时,其对应的电 源通路输出打开,否则输出将关闭。 与方式 A 区别的是,各开机源发生时只会在 WAKEUP 管脚上产生一个低电平脉冲,以此通知 HOST 拉高 SYSEN/PWREN 开机。 注 :此种方式设想用于 PXA 系列及电源管理方式相近的处理器应用中。 关机(Power Off)—方式 B 如关机方式 A 所描述的关机源,各关机方式不会立即直接关闭 AXP192 的输出,而是在 N_LBO 管 脚上产生一个低电平信号,以便通知系统拉低 SYSEN/PWREN 进入关机模式;如果 2S 之内系统未拉低 SYSEN/PWREN,则 AXP192 自动关机;当然 HOST 也可直接拉低 SYSEN/PWREN 进入相应的关机模式。 注 :如同开机方式 B,关机方式 B 亦设想用于 PXA 系列及电源管理方式相近的处理器应用中。 注 :部分处理器分为睡眠(Sleep,SYSEN/PWREN 一路为低,一路为高)和深度睡眠(Deep Sleep, SYSEN/PWREN 都为低,除 LDO1 外所有输出关闭)两种模式。 休眠和唤醒(Sleep and wakeup) 在 MannerA 且开机的情况下,如果系统需要进入 Sleep 模式,并将其中某一路或几路电源关闭,则 可由 REG31[3]控制,决定是否由 PEK 短按信号触发 wakeup,让 PMU 将各路输出电源恢复到 REG31[3] 被置 1 时的状态,各路被关闭的电源依次按照规定的上电时序进行。 如下为 Sleep 和 wakeup 模式下其控制流程。 |