Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BSL296SN Fiches technique(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BSL296SN
Description  Enhancement mode
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BSL296SN Fiches technique(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BSL296SN Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BSL296SN Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
BSL296SN
1 Power dissipation
2 Drain current
P tot=f(T A)
I D=f(T A); V GS≥10 V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
40
80
120
160
T
A [°C]
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
40
80
120
160
T
A [°C]
Rev 2.0
page 4
2014-10-16
3 Safe operating area
4 Max. transient thermal impedance
I D=f(V DS); T A=25 °C; D =0
Z thJA=f(t p)
parameter: t p
parameter: D =t p/T
single pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
102
100
101
102
t
p [s]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
40
80
120
160
T
A [°C]
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
40
80
120
160
T
A [°C]
1 µs
10 µs
100 µs
1 ms
10 ms
5 s
0.001
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
VDS [V]
Rev 2.0
page 4
2014-10-16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com