| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC500 Fiches technique(PDF) 22 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC500 Fiches technique(HTML) 22 Page - Microchip Technology |
|
22 / 28 page ![]() TC500/A/510/514 DS21428B-page 22 © 2002 Microchip Technology Inc. 10.3 Packaging Dimensions (Continued) 8 ° MAX. PIN 1 .299 (7.59) .291 (7.40) .413 (10.49) .398 (10.10) .019 (0.48) .014 (0.36) .012 (0.30) .004 (0.10) .104 (2.64) .097 (2.46) .013 (0.33) .009 (0.23) .050 (1.27) .016 (0.40) .419 (10.65) .398 (10.10) .050 (1.27) TYP. 16-Pin SOIC (Wide) Dimensions: inches (mm) 1.195 (30.35) 1.155 (29.34) .280 (7.11) .240 (6.10) .040 (1.02) .015 (0.38) .045 (1.14) .030 (0.76) .200 (5.08) .140 (3.56) .023 (0.58) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .070 (1.78) .045 (1.14) PIN 1 .150 (3.81) .115 (2.92) .015 (0.38) .008 (0.20) 3 ˚ MIN. .400 (10.16) .310 (7.87) .310 (7.87) .290 (7.37) 24-Pin PDIP (Narrow) Dimensions: inches (mm) |