| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC500 Fiches technique(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC500 Fiches technique(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 28 page ![]() © 2002 Microchip Technology Inc. DS21428B-page 21 TC500/A/510/514 10.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) .018 (0.46) .014 (0.36) .050 (1.27) .016 (0.40) .050 (1.27) TYP .157 (3.99) .150 (3.81) .244 (6.20) .228 (5.79) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) 8 ° MAX. PIN 1 .010 (0.25) .007 (0.18) .394 (10.00) .385 (9.78) 16-Pin SOIC (Narrow) Dimensions: inches (mm) |