Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AN3401 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce AN3401
Description  The SPV1001 and SPV1002 are system-in-package solutions
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN3401 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN3401 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN3401 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Contents
AN3401
2/18
Doc ID 018842 Rev 1
Contents
1
Application overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SPV100x functionalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
Operating modes: forward and reverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Thermal runaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6
SPV100x test description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
Purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.2
Instrumentation used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.3
Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
Test results and device comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
Free devices at ambient temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.2
Devices soldered on the PCB at ambient temperature . . . . . . . . . . . . . . 12
7.3
Devices soldered on the PCB at 85 °C chamber temperature . . . . . . . . . 13
7.4
Devices soldered on the PCB at 105 °C chamber temperature (Junction
Box) 14
8
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com