| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AN2811 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2811 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 25 page ![]() List of figures AN2811 4/25 Doc ID 14904 Rev 1 List of figures Figure 1. STEVAL-ILL017V1 demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Figure 2. Conventional buck converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 3. Modified buck converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 4. Flyback converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 5. Schematic diagram of demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 6. Top view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 7. Bottom view with SMD parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 8. Winding structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 9. Bobbin outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 10. Efficiency versus input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 11. Standby power versus input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 12. Vin and Iin at 176 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 13. Vin and Iin at 176 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 14. Vin and Iin at 264 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 15. Vin and Iin at 264 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 16. Inrush current at LINE IN, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 17. Inrush current at LINE IN, two LEDs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 18. Vds and Id at 176 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 19. Vds and Id at 176 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 20. Vds and Id at 264 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 21. Vds and Id at 264 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 22. Vo and Io at 176 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 23. Vo and Io at 176 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 24. Vo and Io at 264 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 25. Vo and Io at 264 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 26. Startup of Vo and Io at 176 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 27. Startup of Vo and Io at 176 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 28. Startup of Vo and Io at 264 VAC, one LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 29. Startup of Vo and Io at 264 VAC, two LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 30. Vdd and Vds at 264 VAC, output in short-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 31. Io at 264 VAC, output in short-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 32. Vdd and Vds at 264 VAC, output in open-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 33. Startup of Vdd and Vds at 264 VAC, output in open-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 34. Completed demonstration board connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 35. Connection of AC line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 36. Connection of LED lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |