| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AN3157 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3157 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 26 page ![]() Contents AN3157 2/26 Doc ID 17105 Rev 1 Contents 1 Application description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1 Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 Circuit description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.1 Motherboard circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Daughterboard circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2.1 Current sensing circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2.2 Anti-aliasing filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2.3 Voltage sensing circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2.4 Crosstalk cancellation network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.5 Jumper settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Clock management network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.4 Communication with microprocessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 Board layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.1 Layout rules for the 3-phase system design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2 Motherboard layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.3 Daughterboard layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Experimental results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.1 3-phase energy measurement accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.1.1 Test with symmetrical voltages and balanced load at PF = 1 . . . . . . . . . 12 4.2 Typical phase energy measurement accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.2.1 Test with only one phase load at PF = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.3 Test with only one phase load at PF = 0.5 inductive and 0.8 capacitive . . 14 Appendix A 3-phase systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A.1 Power in 3-phase AC circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 A.2 Power measurement techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 A.2.1 Two-wattmeter method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 A.2.2 Three-wattmeter method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 A.2.3 One wattmeter method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |
|
Lien URL |
| ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Lien vers la fiche technique | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |