| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SMA Fiches technique(PDF) 3 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMA Fiches technique(HTML) 3 Page - Torex Semiconductor |
|
3 / 3 page ![]() RoHS対応品 RoHS Compliance 項 目材 料備 考 Item Material Note ① 封止樹脂 エポキシ樹脂 Resin Epoxy resin UL94V-0 ② リードフレーム 銅系 Lead frame Copper alloy 端子処理 鉛フリーはんだメッキ Lead plating Lead(Pb) free solder plating ③ ダイアタッチ Die attach ④ シリコンチップ Si Si 捺印表示 レーザー Marking Laser marking Sn100% 高融点はんだ High melting point solder 難燃グレード/Flammability rating SMA構造図 SMA Perspective ②リー ドフレーム ( Lead Frame ) ③ダイアタッチ ( Die Attach ) (Si ) ④シリコンチップ ① 封止樹脂 (Resin) Ver.00 |