Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PS1550 Fiches technique(PDF) 3 Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

No de pièce PS1550
Description  High current capability, low forward voltage
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MAKOSEMI [MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Site Internet  http://www.makosemi.hk/
Logo MAKOSEMI - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

PS1550 Fiches technique(HTML) 3 Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

  PS1550 Datasheet HTML 1Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED PS1550 Datasheet HTML 2Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED PS1550 Datasheet HTML 3Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED PS1550 Datasheet HTML 4Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TO-277B
载带卷盘包装:
Tape & Reel
每卷数量:
5000只(5Kpcs/Reel)
每盒数量:
10000只(10Kpcs/BOX)
0.185(4.70)
0.031(0.80)
0.142(3.60)
0.152(3.87)
C
BF
E
D
0.035(0.90)
SMD表面贴装
TO-277
TO-277B
QFN5×6
POWERDI5
A
0.260(6.60)
TO-277B Package Dimensions inch (millimeters)
0.055(1.40)
G
Suggested Pad Layout
PCB焊接布局建议参考
0.264 (6.70)
0.248 (6.30)
2
1
3
0.073 (1.85)
0.069 (1.75)
0.028 (0.71)
0.016 (0.41)
0.124 (3.15)
0.112 (2.85)
0.014 (0.35)
0.010 (0.25)
0.077 (1.98)
0.069 (1.76)
0.028 (0.71)
0.016 (0.41)
0.037 (0.95)
0.033 (0.85)
0.037 (0.95)
0.033 (0.85)
0.069 (1.74)
0.057 (1.44)
0.049 (1.25)
0.037 (0.95)
0.145 (3.69)
0.133 (3.39)
0.216 (5.48)
0.208 (5.28)
1550 TO-277B
1
5A, 50V 贴片肖特基整流二极管 规格书
Low VF Schottky Rectifier SMD
4008-378-873
3
MAKO Semiconductor Co., Limited
3/4
http://
www.makosemi.hk/



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com