| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1418JS11 Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1418JS11 Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Inner Panels Ventilation Filtered Fans Heaters Type 1 Louvered Ventilating Plates Terminal Kits Swing Panel Kit Temperature Controls Window Kits Armoire murale en acier doux de type 12 1418J Series Porte à charnière à piano avec vis Application Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques. Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau. Normes UL 508, type 12 Conforme aux normes : NEMA, type 12 JIC EGP-1-1967, à moins d'indication contraire¹ CEI 60529, IP54 Construction En tôle d'acier de calibre 14. Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous. Les grandes armoires sont munies de raidisseurs de porte et de corps pour plus de rigidité. Supports soudés fournis pour le montage du boîtier. Le couvercle à charnière à piano est fixé au moyen de vis imperdables en acier plaqué, vissées dans des cavités scellées. Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure. Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 12 est inclus. Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs. Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur le boîtier. Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte. Finition Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint. Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc. Accessoires Des produits de qualité. L'excellence du service. |
Numéro de pièce similaire - 1418JS11 |
|
Description similaire - 1418JS11 |