| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VRMS=40V Fiches technique(PDF) 6 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VRMS=40V Fiches technique(HTML) 6 Page - EPCOS |
|
6 / 46 page ![]() Characteristics (TA = 25 °C) Ordering code Vv (1 mA) V ∆V v (1 mA) % vc,max (ic) V ic A Ctyp (1 kHz) pF VRMS = 35 V B72205S0350K101 56 ±10 110 1.0 620 B72207S0350K101 56 ±10 110 2.5 1050 B72210S0350K101 56 ±10 110 5.0 2400 B72214S0350K101 56 ±10 110 10.0 4200 B72220S0350K101 56 ±10 110 20.0 8000 VRMS = 40 V B72205S0400K101 68 ±10 135 1.0 520 B72207S0400K101 68 ±10 135 2.5 900 B72210S0400K101 68 ±10 135 5.0 2100 B72214S0400K101 68 ±10 135 10.0 3550 B72220S0400K101 68 ±10 135 20.0 6750 VRMS = 50 V B72205S0500K101 82 ±10 135 5.0 300 B72207S0500K101 82 ±10 135 10.0 530 B72210S0500K101 82 ±10 135 25.0 950 B72214S0500K101 82 ±10 135 50.0 1800 B72220S0500K101 82 ±10 135 100.0 3800 VRMS = 60 V B72205S0600K101 100 ±10 165 5.0 250 B72207S0600K101 100 ±10 165 10.0 480 B72210S0600K101 100 ±10 165 25.0 870 B72214S0600K101 100 ±10 165 50.0 1650 B72220S0600K101 100 ±10 165 100.0 3600 VRMS = 75 V B72205S0750K101 120 ±10 200 5.0 210 B72207S0750K101 120 ±10 200 10.0 430 B72210S0750K101 120 ±10 200 25.0 720 B72214S0750K101 120 ±10 200 50.0 1370 B72220S0750K101 120 ±10 200 100.0 2900 VRMS = 95 V B72205S0950K101 150 ±10 250 5.0 185 B72207S0950K101 150 ±10 250 10.0 335 B72210S0950K101 150 ±10 250 25.0 690 B72214S0950K101 150 ±10 250 50.0 1200 B72220S0950K101 150 ±10 250 100.0 2500 Leaded varistors B722* StandarD series Page 6 of 46 Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document. |