| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LMV358LIDT Fiches technique(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMV358LIDT Fiches technique(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 20 page ![]() DocID023066 Rev 2 17/20 LMV321L, LMV358L, LMV324L Package information 20 5.5 TSSOP14 package information Figure 22. TSSOP14 package mechanical drawing Table 9. TSSOP14 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.004 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.004 0.0089 D 4.90 5.00 5.10 0.193 0.197 0.201 E 6.20 6.40 6.60 0.244 0.252 0.260 E1 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.176 e 0.65 0.0256 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 k 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° aaa 0.10 0.004 |