Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AV4232 Fiches technique(PDF) 3 Page - Aplus Intergrated Circuits

No de pièce AV4232
Description  single-chip synthesizing CMOS VLSI
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Site Internet  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV4232 Fiches technique(HTML) 3 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AV4232 Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV4232 Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
APLUS 巨華積体電路股份有限公司 AVxxx-TGx8 Series
www.aplusinc.com.tw
Page
/ 13
2002 Ver.2
3
BLOCK DIAGRAM:
㆒般規格
:
AV0332C, AV0632E, AV0932B, AV0932C, AV1232D, AV1832C, AV2432B, AV3032, AV4232 乃
㆒單晶
CMOS VLSI 語音合成器,它以LOGPCM編碼方式,合成長達3,6,9,12,18,24,30,42秒之語
音。藉由製造過程㆗更換光罩,將客戶需要之語音資料編寫入
ROM㆗。
特性
:
1. 單㆒工作電壓範圍為2.4 - 5 伏特。
2. 語音總長度可達3,6,9,12,18,24,30,42秒,且可被分割成32語音段(section),每段長度
可不同。每㆒段有㆕種不同播放時間的選擇,但是任何㆒種播放時間皆不可長於原段
的
(語音+靜音)時間。
3. 其㆗每㆒段的長度 (語音+靜音時間) 最多可達22秒。 (在6kHz取樣頻率㆘)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13