| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM79C975 Fiches technique(PDF) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C975 Fiches technique(HTML) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
13 / 304 page ![]() Am79C973/Am79C975 13 P R E L I M INARY Figure 1. Slave Configuration Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 2. Slave Configuration Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 3. Slave Read Using I/O Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 4. Slave Write Using Memory Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 5. Expansion ROM Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 6. Disconnect Of Slave Cycle When Busy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 7. Disconnect Of Slave Burst Transfer - No Host Wait States . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 8. Disconnect Of Slave Burst Transfer - Host Inserts Wait States . . . . . . . . . . 45 Figure 9. Address Parity Error Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 10. Slave Cycle Data Parity Error Response 46 Figure 11. Bus Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 12. Non-Burst Read Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 13. Burst Read Transfer (EXTREQ = 0, MEMCMD = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 14. Non-Burst Write Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Figure 15. Burst Write Transfer (EXTREQ = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 16. Disconnect With Data Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 17. Disconnect Without Data Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 18. Target Abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 19. Preemption During Non-Burst Transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 20. Preemption During Burst Transaction 54 Figure 21. Master Abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Figure 22. Master Cycle Data Parity Error Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Figure 23. Initialization Block Read In Non-Burst Mode 57 Figure 24. Initialization Block Read In Burst Mode 57 Figure 25. Descriptor Ring Read In Non-Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 26. Descriptor Ring Read In Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 27. Descriptor Ring Write In Non-Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 28. Descriptor Ring Write In Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 29. FIFO Burst Write At Start Of Unaligned Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Figure 30. FIFO Burst Write At End Of Unaligned Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Figure 31. 16-Bit Software Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Figure 32. 32-Bit Software Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Figure 33. ISO 8802-3 (IEEE/ANSI 802.3) Data Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Figure 34. IEEE 802.3 Frame And Length Field Transmission Order . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 35. 100BASE-X Transmit and Receive Data Paths of the Internal PHY . . . . . . 81 Figure 36. MLT-3 Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 37. TX± and RX± Termination 86 Figure 38. 10BASE-T Transmit and Receive Data Paths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Figure 39. Receive Frame Tagging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Figure 40. Flash Configuration for the Expansion Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Figure 41. EPROM Only Configuration for the Expansion Bus (64K EPROM) . . . . . . . 92 Figure 42. EPROM Only Configuration for the Expansion Bus (64K EPROM) 93 Figure 43. Expansion ROM Bus Read Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 44. Flash Read from Expansion Bus Data Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 45. Flash Write from Expansion Bus Data Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Figure 46. Block Diagram No SRAM Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 47. Block Diagram Low Latency Receive Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 48. LED Control Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 LIST OF FIGURES |