| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AX2000 Fiches technique(PDF) 160 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000 Fiches technique(HTML) 160 Page - Microsemi Corporation |
|
160 / 262 page ![]() Package Pin Assignments 3- 34 R e v i sio n 1 8 IO167PB5F15 AA12 IO169NB5F15 AA9 IO169PB5F15 AA10 IO170NB5F15 AB9 IO170PB5F15 AB10 IO171NB5F16 W8 IO171PB5F16 W9 IO172NB5F16 Y8 IO172PB5F16 Y9 IO173NB5F16 U8 IO173PB5F16 U9 IO174NB5F16 AA7 IO174PB5F16 AA8 IO175NB5F16 AB5 IO175PB5F16 AB6 IO176NB5F16 AA5 IO176PB5F16 AA6 IO177NB5F16 AA4 IO177PB5F16 AB4 IO178NB5F16 Y6 IO178PB5F16 Y7 IO179NB5F16 T7 IO179PB5F16 T8 IO180NB5F16 W6 IO180PB5F16 W7 IO181NB5F17 Y4 IO181PB5F17 Y5 IO184NB5F17 AB7 IO187NB5F17 V3 IO187PB5F17 W3 IO188NB5F17 V4 IO188PB5F17 W5 IO192NB5F17 V6 IO192PB5F17 V7 Bank 6 FG484 AX1000 Function Pin Number IO194NB6F18 V2 IO194PB6F18 W2 IO195NB6F18 U5 IO195PB6F18 T5 IO200NB6F18 T4 IO200PB6F18 U4 IO201NB6F18 P6 IO201PB6F18 R6 IO203NB6F19 U2 IO204NB6F19 T3 IO204PB6F19 U3 IO205NB6F19 P5 IO205PB6F19 R5 IO208NB6F19 V1 IO208PB6F19 W1 IO209NB6F19 P7 IO209PB6F19 R7 IO212NB6F19 P4 IO212PB6F19 R4 IO214NB6F20 P3 IO214PB6F20 R3 IO215NB6F20 M6 IO215PB6F20 N6 IO216NB6F20 R2 IO216PB6F20 T2 IO217NB6F20 T1 IO217PB6F20 U1 IO219NB6F20 M5 IO219PB6F20 N5 IO220NB6F20 P1 IO220PB6F20 R1 IO221NB6F20 N2 IO221PB6F20 P2 IO222NB6F20 M3 IO222PB6F20 N3 FG484 AX1000 Function Pin Number IO223NB6F20 M7 IO223PB6F20 N7 IO224NB6F20 M4 IO224PB6F20 N4 Bank 7 IO225NB7F21 M2 IO225PB7F21 N1 IO226NB7F21 K2 IO226PB7F21 K1 IO228NB7F21 L3 IO228PB7F21 L2 IO229NB7F21 K5 IO229PB7F21 L5 IO230NB7F21 H1 IO230PB7F21 J1 IO231NB7F21 H2 IO231PB7F21 J2 IO232NB7F21 K4 IO232PB7F21 K3 IO233NB7F21 K6 IO233PB7F21 L6 IO234NB7F21 F1 IO234PB7F21 G1 IO235NB7F21 F2 IO235PB7F21 G2 IO236NB7F22 H3 IO236PB7F22 J3 IO237NB7F22 K7 IO237PB7F22 L7 IO241NB7F22 H6 IO241PB7F22 J6 IO242NB7F22 H4 IO242PB7F22 J4 IO243NB7F22 H5 IO243PB7F22 J5 FG484 AX1000 Function Pin Number |