| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM1810M Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM1810M Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 25 page ![]() Contents STM1810/1811/1812/1813/1815/1816/1817/1818 2/25 Doc ID11464 Rev 8 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1 Functional block diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 Pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.1 Active-low RST output (push-pull) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.2 Active-low RST output (open-drain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2.3 Active-high RST output (push-pull) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.4 Active-low RST output (open-drain with internal 5.5 k Ω pull-up) with manual reset detect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.5 VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.6 VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1 Reset output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2 Push-button detect reset (STM1813/1818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.3 Interfacing to bidirectional microcontrollers (MCU’s) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.4 Negative going VCC transients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.5 Valid RST output down to VCC = 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Typical operating characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6 Package mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6.1 ECOPACK® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7 Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 8 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 |