| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6201 Fiches technique(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6201 Fiches technique(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 20 page ![]() Powerdip 18 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.85 1.40 0.033 0.055 b 0.50 0.020 b1 0.38 0.50 0.015 0.020 D 24.80 0.976 E 8.80 0.346 e 2.54 0.100 e3 20.32 0.800 F 7.10 0.280 I 5.10 0.201 L 3.30 0.130 Z 2.54 0.100 OUTLINE AND MECHANICAL DATA L6201 - L6202 - L6203 16/20 |