| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAS70KFILM Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAS70KFILM Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() Package information BAS70 12/14 Doc ID 12563 Rev 2 Figure 22. SOT-666 footprint (dimensions in mm) Table 12. SOT-666 dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.45 0.60 0.018 0.024 A3 0.08 0.18 0.003 0.007 b 0.17 0.34 0.007 0.013 b1 0.19 0.27 0.34 0.007 0.011 0.013 D 1.50 1.70 0.059 0.067 E 1.50 1.70 0.059 0.067 E1 1.10 1.30 0.043 0.051 e0.50 0.020 L1 0.19 0.007 L2 0.10 0.30 0.004 0.012 L3 0.10 0.004 D b L3 L1 e b1 E1 L2 E A A3 0.50 2.60 0.62 0.30 0.99 |