| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CYUSB201X Fiches technique(PDF) 17 Page - Cypress Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CYUSB201X Fiches technique(HTML) 17 Page - Cypress Semiconductor |
|
17 / 45 page ![]() CYUSB301X Document Number: 001-52136 Rev. *N Page 17 of 45 USB Port (VBATT/VBUS Power Domain) A9 A4 VBUS/V BATT I/O DP D+ A10 A2 VBUS/V BATT I/O DM D– B4 NC No connect A11 B2 NC No connect Crystal/Clocks (CVDDQ Power Domain) B2 A7 CVDDQ I FSLC[0] FSLC[0] C6 B6 AVDD I/O XTALIN XTALIN C7 B5 AVDD I/O XTALOUT XTALOUT B4 F9 CVDDQ I FSLC[1] FSLC[1] E6 B7 CVDDQ I FSLC[2] FSLC[2] D7 C5 CVDDQ I CLKIN CLKIN D6 C6 CVDDQ I CLKIN_32 CLKIN_32 I2C and JTAG (VIO5 Power Domain) D9 D6 VIO5 I/O I2C_GPIO[58] I2C_SCL D10 D2 VIO5 I/O I2C_GPIO[59] I2C_SDA E7 F8 VIO5 I TDI TDI C10 C2 VIO5 O TDO TDO B11 C1 VIO5 I TRST# TRST# E8 D5 VIO5 I TMS TMS F6 D3 VIO5 I TCK TCK D11 E8 VIO5 O O[60] Charger detect output Power E10 E2 PWR VBATT B10 B1 PWR VDD A1 PWR VDD A1 C9 PWR U3VSSQ E11 E1 PWR VBUS D8 C4 PWR VSS H11 H1 PWR VIO1 E2 K1 PWR VSS L9 L4 PWR VIO1 G1 L5 PWR VSS L7 PWR VIO1 L1 PWR VSS F1 J12 PWR VIO2 G11 H12 PWR VSS G12 PWR VIO2 E3 C11 PWR VIO3 L1 F12 PWR VSS B1 B11 PWR VIO4 L6 A11 PWR VSS A12 PWR VSS B6 C7 PWR CVDDQ B5 C8 PWR U3TXVDDQ A2 C10 PWR U3RXVDDQ C11 D4 PWR VIO5 Table 7. CYUSB3012 and CYUSB3014 Pin List (GPIF II with 32-bit Data Bus Width) (continued) BGA WLCSP I/O Name Description |