| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
dsPIC33FJ64GS406 Fiches technique(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
dsPIC33FJ64GS406 Fiches technique(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 456 page ![]() dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and dsPIC33FJ64GS406/606/608/610 DS70591E-page 10 2009-2012 Microchip Technology Inc. Pin Diagrams (Continued) 80-Pin TQFP 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 50 49 48 47 46 45 44 41 17 18 19 1 57 56 55 54 53 52 51 60 59 58 43 42 OC1/QEB1/FLT5/RD0 IC4/QEA1/FLT4/RD11 IC2/FLT2/RD9 IC1/FLT1/SYNCI1/RD8 SDA2/INT4/RA15 IC3/INDX1/FLT3/RD10 SCL2/INT3/FLT20/RA14 VSS OSC1/CLKIN/RC12 VDD SCL1/RG2 U1RX/RF2 U1TX/RF3 PGEC2/SOSCO/T1CK/CN0/RC14 PGED2/SOSCI/T4CK/CN1/RC13 PWM4H/RE7 SCK2/FLT12/CN8/RG6 SDI2/FLT11/CN9/RG7 SDO2/FLT10/CN10/RG8 MCLR SS2/FLT9/T5CK/CN11/RG9 AN4/CMP2C/CMP3A/AQEA1/CN6/RB4 AN3/CMP2B/AINDX1/CN5/RB3 AN2/CMP1C/CMP2A/ASS1/CN4/RB2 PGEC3/AN1/CMP1B/CN3/RB1 PGED3/AN0/CMP1A/CMP4C/CN2/RB0 VSS VDD PWM3H/RE5 PWM4L/RE6 TDO/FLT14/INT2/RE9 TMS/FLT13/INT1/RE8 SDA1/RG3 SDI1/RF7 SDO1/RF8 AN5/CMP3B/AQEB1/CN7/RB5 OSC2/REFCLKO/CLKO/RC15 SCK1/INT0/RF6 AN16/T2CK/RC1 AN17/T3CK/RC2 dsPIC33FJ64GS608 = Pins are up to 5V tolerant |