| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IO4-168P Fiches technique(PDF) 21 Page - Amphenol Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IO4-168P Fiches technique(HTML) 21 Page - Amphenol Corporation |
|
21 / 44 page ![]() 17 Number of Contacts IO Number* A Max. B C Max. 112 IO 2-112(*) 6.895 6.575 .390 114 IO 2-114(*) 6.995 6.675 .390 116 IO 2-116(*) 7.095 6.775 .390 118 IO 2-118(*) 7.195 6.875 .390 120 IO 2-120(*) 7.295 6.975 .390 122 IO 2-122(*) 7.395 7.075 .390 124 IO 2-124(*) 7.495 7.175 .390 126 IO 2-126(*) 7.595 7.275 .390 128 IO 2-128(*) 7.695 7.375 .390 130 IO 2-130(*) 7.795 7.475 .390 132 IO 2-132(*) 7.895 7.575 .390 134 IO 2-134(*) 7.995 7.675 .390 136 IO 2-136(*) 8.095 7.775 .390 138 IO 2-138(*) 8.195 7.875 .390 140 IO 2-140(*) 8.295 7.975 .390 142 IO 2-142(*) 8.395 8.075 .390 144 IO 2-144(*) 8.495 8.175 .390 146 IO 2-146(*) 8.595 8.275 .390 148 IO 2-148(*) 8.695 8.375 .390 150 IO 2-150(*) 8.795 8.475 .390 152 IO 2-152(*) 8.895 8.575 .390 154 IO 2-154(*) 8.995 8.675 .390 156 IO 2-156(*) 9.095 8.775 .390 158 IO 2-158)*) 9.195 8.875 .390 160 IO 2-160(*) 9.295 8.975 .390 162 IO 2-162(*) 9.395 9.075 .390 164 IO 2-164(*) 9.495 9.175 .390 166 IO 2-166(*) 9.595 9.275 .390 168 IO 2-168(*) 9.695 9.375 .390 170 IO 2-170(*) 9.795 9.475 .390 172 IO 2-172(*) 9.895 9.575 .390 174 IO 2-174(*) 9.995 9.675 .390 176 IO 2-176(*) 10.095 9.775 .390 178 IO 2-178(*) 10.195 9.875 .390 180 IO 2-180(*) 10.295 9.975 .390 182 IO 2-182(*) 10.395 10.075 .390 184 IO 2-184(*) 10.495 10.175 .390 186 IO 2-186(*) 10.595 10.275 .390 188 IO 2-188(*) 10.695 10.375 .390 190 IO 2-190(*) 10.795 10.475 .390 192 IO2-192(*) 10.895 10.575 .390 194 IO 2-194(*) 10.995 10.675 .390 196 IO 2-196(*) 11.095 10.775 .390 198 IO 2-198(*) 11.195 10.875 .390 200 IO 2-200(*) 11.295 10.975 .390 *See How to Order, pages 3, 4 and 5 Low Mating Force input/output connector 2 row contact arrangements Number of Contacts IO Number* A Max. B C Max. 020 IO 2-020(*) 2.295 1.975 .390 022 IO 2-022(*) 2.395 2.075 .390 024 IO 2-024(*) 2.495 2.175 .390 026 IO 2-026(*) 2.595 2.275 .390 028 IO 2-028(*) 2.695 2.375 .390 030 IO 2-030(*) 2.795 2.475 .390 032 IO 2-032(*) 2.895 2.575 .390 034 IO 2-034(*) 2.995 2.675 .390 036 IO 2-036(*) 3.095 2.775 .390 038 IO 2-038(*) 3.195 2.875 .390 040 IO 2-040(*) 3.295 2.975 .390 042 IO 2-042(*) 3.395 3.075 .390 044 IO 2-044(*) 3.495 3.175 .390 046 IO 2-046(*) 3.595 3.275 .390 048 IO 2-048(*) 3.695 3.375 .390 050 IO 2-050(*) 3.795 3.475 .390 052 IO 2-052(*) 3.895 3.575 .390 054 IO 2-054(*) 3.995 3.675 .390 056 IO 2-056(*) 4.095 3.775 .390 058 IO 2-058(*) 4.195 3.875 .390 060 IO 2-060(*) 4.295 3.975 .390 062 IO 2-062(*) 4.395 4.075 .390 064 IO 2-064(*) 4.495 4.175 .390 066 IO 2-066(*) 4.595 4.275 .390 068 IO 2-068(*) 4.695 4.375 .390 070 IO 2-070(*) 4.795 4.475 .390 072 IO 2-072(*) 4.895 4.575 .390 074 IO 2-074(*) 4.995 4.675 .390 076 IO 2-076(*) 5.095 4.775 .390 078 IO 2-078(*) 5.195 4.875 .390 080 IO 2-080(*) 5.295 4.975 .390 082 IO 2-082(*) 5.395 5.075 .390 084 IO 2-084(*) 5.495 5.175 .390 086 IO 2-086(*) 5.595 5.275 .390 088 IO 2-088(*) 5.695 5.375 .390 090 IO 2-090(*) 5.795 5.475 .390 092 IO 2-092(*) 5.895 5.575 .390 094 IO 2-094(*) 5.995 5.675 .390 096 IO 2-096(*) 6.095 5.775 .390 098 IO 2-098(*) 6.195 5.875 .390 100 IO 2-100(*) 6.295 5.975 .390 102 IO 2-102(*) 6.395 6.075 .390 104 IO 2-104(*) 6.495 6.175 .390 106 IO 2-106(*) 6.595 6.275 .390 108 IO 2-108(*) 6.695 6.375 .390 110 IO 2-110(*) 6.795 6.475 .390 |