| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
INTEDG Fiches technique(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
INTEDG Fiches technique(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 478 page ![]() PIC16(L)F1946/47 DS41414D-page 6 2010-2012 Microchip Technology Inc. TABLE 1: 64-PIN SUMMARY(PIC16(L)F1946/47) RA0 24 Y AN0 — CPS0 — — — — — — SEG33 — — — RA1 23 Y AN1 — CPS1 — — — — — — SEG18 — — — RA2 22 Y AN2 VREF- CPS2 — — — — — — SEG34 — — — RA3 21 Y AN3 VREF+ CPS3 — — — — — — SEG35 — — — RA4 28 — — — — — — T0CKI — — — SEG14 — — — RA5 27 Y AN4 — CPS4 — — — — — — SEG15 — — — RA6 40 — — — — — — — — — — SEG36 — — OSC2/ CLK- OUT RA7 39 — — — ———— — — — SEG37 —— OSC1/ CLKIN RB0 48 — — — — — SRI — FLT0 — — SEG30 INT/ IOC Y — RB1 47 — — — ———— — — — SEG8 IOC Y — RB2 46 — — — — — — — — — — SEG9 IOC Y — RB3 45 — — — ———— — — — SEG10 IOC Y — RB4 44 — — — — — — — — — — SEG11 IOC Y — RB5 43 — — — ——— T1G — — — SEG29 IOC Y — RB6 42 — — — — — — — — — — SEG38 IOC Y ICSP- CLK/ ICDCLK RB7 37 — — — — — — — — — — SEG39 IOC Y ICSP- DAT/ ICDDAT RC0 30 — — — — — — T1OSO/ T1CKI — — — SEG40 — — — RC1 29 — — — — — — T1OSI CCP2(1)/ P2A(1) — — SEG32 — — — RC2 33 — — — — — — — CCP1/ P1A — — SEG13 — — — RC3 34 — — —— — — ——— SCK1/ SCL1 SEG17 — — — RC4 35 — — — — — — — — — SDI1/ SDA1 SEG16 — — — RC5 36 — — — ———— — — SDO1 SEG12 ——— RC6 31 — — — — — — — — TX1/ CK1 — SEG27 — — — RC7 32 — — — ———— — RX1/ DT1 — SEG28 — — — RD0 58 — — — — — — — P2D(2) — — SEG0 — — — RD1 55 — — — ———— P2C(2) — — SEG1 — — — RD2 54 — — — — — — — P2B(2) — — SEG2 — — — RD3 53 — — — ———— P3C(2) — — SEG3 — — — RD4 52 — — — — — — — P3B(2) — SDO2 SEG4 — — — RD5 51 — — — ———— P1C(2) —SDI2 SDA2 SEG5 — — — RD6 50 — — — — — — — P1B(2) — SCK2/ SCL2 SEG6 — — — Note 1: Pin functions can be moved using the APFCON register(s). Default location. 2: Pin function can be moved using the APFCON register. Alternate location. 3: Weak pull-up always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. 4: See Section 8.0 “Low Dropout (LDO) Voltage Regulator”. |